| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
104TLS050M Datasheet(PDF) 2 Page - Illinois Capacitor, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
104TLS050M Datasheet(HTML) 2 Page - Illinois Capacitor, Inc. |
|
2 / 3 page ![]() 3757 W. Touhy Ave., Lincolnwood, IL 60712 • (847) 675-1760 • Fax (847) 673-2850 • www.illcap.com 109 ® .10 .15 .22 .33 .47 .68 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 10 15 22 33 47 68 100 D 5.0 6.3 8.0 d 0.6 0.6 0.6 B 0.5 0.5 0.5 TLS + 85°C Low Leakage Axial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors PHYSICAL DIMENSIONS 10 (13) µF 50 (63) 35 (44) 25 (32) 16 (20) WVDC (SV) 5x12.5 5x12.5 5x12.5 5x12.5 5x12.5 5x12.5 5x12.5 5x12.5 5x12.5 5x12.5 5x12.5 5x12.5 5x12.5 6.3x12.5 5x12.5 6.3x12.5 5x12.5 6.3x12.5 6.3x16 5x12.5 6.3x12.5 6.3x16 8x16 6.3x12.5 6.3x16 8x16 6.3x12.5 6.3x16 8x16 6.3x16 8x16 8x16 8x20 PVC SLEEVE d D1 L 35.0 MIN 35.0 MIN L1 + _ Convert to inches, divide by 25.4 DxL (mm) D1=D+B Max. L1=L+1.0 Max. NOTE: Case Vent is standard on all diameter ≥8.0mm LEAD INFORMATION VS. CASE DIAMETER |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |