Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

AS14AP Datasheet(PDF) 4 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

No. de pieza AS14AP
Descripción Electrónicos  Subminiature Slides
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Página de inicio  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

AS14AP Datasheet(HTML) 4 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

  AS14AP Datasheet HTML 1Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. AS14AP Datasheet HTML 2Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. AS14AP Datasheet HTML 3Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. AS14AP Datasheet HTML 4Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. AS14AP Datasheet HTML 5Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
NKK Switches • email: sales@nkkswitches.com • Phone (480) 991-0942 • Fax (480) 998-1435 • www.nkkswitches.com
03-07
Subminiature Slides
Series AS
(2.4)
.094
(2.4)
.094
(2.5)
.098
(2.4)
.094
(2.4)
.094
(3.8)
.150
(2.4)
.094
(2.4)
.094
ACTUATORS
Use of a support bracket is recommended to increase PCB mounting strength and stability.
TYPICAL SWITCH DIMENSIONS
Straight PC
Single Pole
AS12AP
Actuator shown in LEFT position
Single throw models do not have terminal 2.
Flush
Actuator Color: Gray standard; contact factory for other colors.
A
B
C
Straight
Straight
with Bracket
P
B
Right Angle
with Bracket
H
Vertical
with Bracket
V
(2.54) Typ
.100
(0.6) Dia Typ
.024
(5.08) Typ
.200
(0.8)
.031
(8.8)
.346
(9.0)
.354
(5.08)
.200
(5.08)
.200
(10.16)
.400
(9.0)
.354
(8.8)
.346
(2.54) Typ
.100
(0.3) Typ
.012
(0.7) Typ
.028
(0.6) Dia Typ
.024
(5.08)
.200
(5.08)
.200
(2.54) Typ
.100
(0.3)
.012
(0.7)
.028
(9.0)
.354
(8.8)
.346
(0.6) Dia Typ
.024
(0.5) Typ
.020
(9.0)
.354
(2.54) Typ
.100
(2.54) Typ
.100
(5.08)
.200
(0.6) Dia Typ
.024
(8.8)
.346
(0.5)
.020
(0.7)
.028
(0.3)
.012
Straight PC
Double Pole
AS12AB
Actuator shown in LEFT position
.150” (3.8mm) Long
.098” (2.5mm) Long
AS22AP
Actuator shown in LEFT position
Straight PC • Bracket
Single Pole
(9.1)
.358
(2.06)
.081
(2.54) Typ
.100
(2.5) Travel
.098
(0.6) Dia Typ
.024
(2.5)
.098
(3.1)
.122
(0.8)
.031
P/N This Side
(9.8)
.386
3
2
1
(1.0)
.039
CL
(2.4) Sq
.094
(0.4) Typ
.016
(0.3)
.012
(5.38)
.212
(9.8)
.386
(5.08)
.200
1
2
3
4
5
6
(9.1)
.358
(2.06)
.081
(2.54) Typ
.100
(2.5) Travel
.098
(0.6) Dia Typ
.024
(2.5)
.098
(3.1)
.122
(0.8)
.031
P/N This Side
(9.2)
.362
(0.4)
.016
(0.4) Typ
.016
(2.4) Sq
.094
(9.8)
.386
1
2
3
(0.7) Typ
.028
(1.0)
.039
(2.54)
.100
CL
(10.16)
.400
(9.1)
.358
(2.06)
.081
(0.3) Typ
.012
(0.6) Dia Typ
.024
(2.54) Typ
.100
(3.1)
.122
(0.8)
.031
(2.5)
.098
(2.5) Travel
.098
P/N This Side
(0.3)
.012
(5.7)
.224
(2.4) Sq
.094
(2.54) Typ
.100
3
1
2
(0.8) Dia Typ
.031
(1.0)
.039
CL
(0.8) Dia Typ
.031
6
4
5
2
3
1
(2.54) Typ
.100
(5.08)
.200
3
1
2
(2.54) Typ
.100
(0.8) Dia Typ
.031
(1.0)
.039
CL
(2.54)
.100
PC TERMINALS



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com