| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
SPT7824AIJ Datasheet(PDF) 9 Page - Cadeka Microcircuits LLC. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPT7824AIJ Datasheet(HTML) 9 Page - Cadeka Microcircuits LLC. |
|
9 / 11 page ![]() 9 3/11/97 SPT7824 PACKAGE OUTLINES 28-Lead Sidebrazed INCHES MILLIMETERS SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.077 0.093 1.96 2.36 B 0.016 0.020 0.41 0.51 C 0.095 0.105 2.41 2.67 D .050 typ 0.00 1.27 E 0.040 0.060 1.02 1.52 F 0.215 0.235 5.46 5.97 G 1.388 1.412 35.26 35.86 H 0.585 0.605 14.86 15.37 I 0.009 0.012 0.23 0.30 J 0.600 0.620 15.24 15.75 A B C D E F G 1 28 I H J 28-Lead Plastic DIP INCHES MILLIMETERS SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.200 5.08 B 0.120 0.135 3.05 3.43 C 0.020 0.51 D 0.100 2.54 E 0.067 1.70 F 0.013 0.33 G 0.170 0.180 4.32 4.57 H 0.622 15.80 I 0.555 14.10 J 1.460 37.08 K 0.085 2.16 A B C D E 1 28 J K F G H I |