| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32F107RC Datasheet(PDF) 27 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F107RC Datasheet(HTML) 27 Page - STMicroelectronics |
|
27 / 95 page ![]() STM32F105xx, STM32F107xx Pinouts and pin description Doc ID 15274 Rev 4 27/95 49 31 VSS_1 SVSS_1 50 32 VDD_1 SVDD_1 51 33 PB12 I/O FT PB12 SPI2_NSS/I2S2_WS/ I2C2_SMBA / USART3_CK(7)/ TIM1_BKIN(7) / CAN2_RX/ ETH_MII_TXD0/ ETH_RMII_TXD0 52 34 PB13 I/O FT PB13 SPI2_SCK / I2S2_CK / USART3_CTS(7)/ TIM1_CH1N / CAN2_TX / ETH_MII_TXD1/ ETH_RMII_TXD1 53 35 PB14 I/O FT PB14 SPI2_MISO / TIM1_CH2N / USART3_RTS(7) 54 36 PB15 I/O FT PB15 SPI2_MOSI / I2S2_SD / TIM1_CH3N(7) 55 - PD8 I/O FT PD8 USART3_TX/ ETH_MII_RX_DV 56 - PD9 I/O FT PD9 USART3_RX/ ETH_MII_RX_D0 57 - PD10 I/O FT PD10 USART3_CK/ ETH_MII_RX_D1 58 - PD11 I/O FT PD11 USART3_CTS/ ETH_MII_RX_D2 59 - PD12 I/O FT PD12 TIM4_CH1 / USART3_RTS/ ETH_MII_RX_D3 60 - PD13 I/O FT PD13 TIM4_CH2 61 - PD14 I/O FT PD14 TIM4_CH3 62 - PD15 I/O FT PD15 TIM4_CH4 63 37 PC6 I/O FT PC6 I2S2_MCK/ TIM3_CH1 64 38 PC7 I/O FT PC7 I2S3_MCK TIM3_CH2 65 39 PC8 I/O FT PC8 TIM3_CH3 66 40 PC9 I/O FT PC9 TIM3_CH4 67 41 PA8 I/O FT PA8 USART1_CK/OTG_FS_SOF / TIM1_CH1(7)/MCO 68 42 PA9 I/O FT PA9 USART1_TX(7)/ TIM1_CH2(7)/ OTG_FS_VBUS 69 43 PA10 I/O FT PA10 USART1_RX(7)/ TIM1_CH3(7)/OTG_FS_ID Table 5. Pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(4) Default Remap |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |