| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32F100C4 Datasheet(PDF) 25 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F100C4 Datasheet(HTML) 25 Page - STMicroelectronics |
|
25 / 84 page ![]() STM32F100x4, STM32F100x6, STM32F100x8, STM32F100xB Pinouts and pin description Doc ID 16455 Rev 2 25/84 Figure 6. STM32F100xx value line TFBGA64 ballout AI15494 PB2 PC14- OSC32_IN PA7 PA4 PA2 PA15 PB11 PB1 PA6 PA3 H PB10 PC5 PC4 D PA8 PA9 BOOT0 PB8 C PC9 PA11 PB6 PC12 VDDA PB9 B PA12 PC10 PC15- OSC32_OUT PB3 PD2 A 8 7 6 5 4 3 2 1 VSS_4 OSC_IN OSC_OUT VDD_4 G F E PC2 VREF+ PC13- TAMPER-RTC PB4 PA13 PA14 PB7 PB5 VSS_3 PC7 PC8 PC0 NRST PC1 PB0 PA5 PB14 VDD_2 VDD_3 PB13 VBAT PC11 PA10 VSS_2 VSS_1 PC6 VSSA PA1 VDD_1 PB15 PB12 PA0-WKUP Table 4. STM32F100xx pin definitions Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(3)(4) Default Remap 1 - - - PE2 I/O FT PE2 TRACECLK 2 - - - PE3 I/O FT PE3 TRACED0 3 - - - PE4 I/O FT PE4 TRACED1 4 - - - PE5 I/O FT PE5 TRACED2 5 - - - PE6 I/O FT PE6 TRACED3 61 B2 1 VBAT SVBAT 72 A2 2 PC13-TAMPER- RTC(5) I/O PC13(6) TAMPER-RTC |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |