| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
LIS331DLF Datasheet(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LIS331DLF Datasheet(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 38 page ![]() LIS331DLF Register description Doc ID 15101 Rev 4 35/38 7.20 INT2_DURATION (37h) D6 - D0 bits set the minimum duration of the Interrupt 2 event to be recognized. Duration time steps and maximum values depend on the ODR chosen. Table 52. INT2_DURATION register 0 D6D5D4 D3 D2D1 D0 Table 53. INT2_DURATION description D6 - D0 Duration value. Default value: 000 0000 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |