| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
L9950XP Datasheet(PDF) 36 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9950XP Datasheet(HTML) 36 Page - STMicroelectronics |
|
36 / 39 page ![]() Package and packing information L9950 - L9950XP 36/39 Doc ID 10311 Rev 10 Figure 14. PowerSO-36 tape and reel shipment (suffix “TR”) REEL DIMENSIONS Base qty 600 Bulk qty 600 A (max) 330 B (min) 1.5 C (±0.2) 13 D (min) 20.2 G (+2 / -0) 24.4 N (min) 60 T (max) 30.4 TAPE DIMENSIONS All dimensions are in mm. A0 15.20 ± 0.1 B0 16.60 ± 0.1 K0 3.90 ± 0.1 K1 3.50 ± 0.1 F 11.50 ± 0.1 P1 24.00 ± 0.1 W 24.00 ± 0.3 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |