| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM690A Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM690A Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 43 page ![]() Contents STM690A/692A/703/704/802/805/817/818/819 2/43 Doc ID 10522 Rev 10 Contents 1 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.1 Pin descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.1.1 MR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.1.2 WDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.1.3 RST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.1.4 RST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.1.5 VOUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1.6 VBAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1.7 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1.8 ECON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1.9 PFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1.10 PFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.1 Reset output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2 Push-button reset input (STM703/704/819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.3 Watchdog input (NOT available on STM703/704/819) . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.4 Backup battery switchover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.5 Chip-enable gating (STM818 only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.6 Chip-enable input (STM818 only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.7 Chip-enable output (STM818 only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.8 Power-fail input/output (NOT available on STM818) . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.9 Applications information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.10 Using a SuperCap™ as a backup power source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.11 Negative-going VCC transients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.12 Battery freshness seal (STM817/818/819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3 Typical operating characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4 Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5 DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |