| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM805MDS6F Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM805MDS6F Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 43 page ![]() STM690A/692A/703/704/802/805/817/818/819 List of figures Doc ID 10522 Rev 10 5/43 List of figures Figure 1. Logic diagram (STM690A/692/802/805/817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 2. Logic diagram (STM703/704/819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 3. Logic diagram (STM818) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 4. STM690A/692A/802/805/817 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 5. STM703/704/819 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 6. STM818 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 7. Block diagram (STM690A/692A/802/805/817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 8. Block diagram (STM703/704/819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 9. Block diagram (STM818) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 10. Hardware hookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 11. Chip-enable gating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 12. Chip-enable waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 13. Power-fail comparator waveform (STM817/818/819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 14. Power-fail comparator waveform (STM690A/692A/703/704/802/805) . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 15. Using a SuperCap™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 16. Freshness seal enable waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 17. VCC to VOUT on-resistance vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Figure 18. VBAT to VOUT on-resistance vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Figure 19. Supply current vs. temperature (no load) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 20. Battery current vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 21. VPFI threshold vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Figure 22. Reset comparator propagation delay vs. temperature (other than STM817/818/819) . . . . 22 Figure 23. Reset comparator propagation delay vs. temperature (VBAT = 3.0 V; STM817/818/819) . 23 Figure 24. Power-up tREC vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 25. Normalized reset threshold vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 26. Watchdog time-out period vs. temperature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 27. E to ECON on-resistance vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 28. PFI to PFO propagation delay vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 29. Output voltage vs. load current (VCC = 5 V; VBAT = 2.8 V; TA = 25 °C) . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 30. Output voltage vs. load current (VCC = 0 V; VBAT = 2.8 V; TA = 25 °C) . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 31. RST output voltage vs. supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 32. RST output voltage vs. supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 33. RST response time (assertion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 34. RST response time (assertion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 35. Power-fail comparator response time (assertion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Figure 36. Power-fail comparator response time (de-assertion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Figure 37. Maximum transient duration vs. reset threshold overdrive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Figure 38. E to ECON propagation delay vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Figure 39. E to ECON propagation delay test circuit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Figure 40. AC testing input/output waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 41. MR timing waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 42. Watchdog timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 43. SO8 - 8-lead plastic small outline, 150 mils body width, package mechanical drawing . . . 38 Figure 44. TSSOP8 - 8-lead, thin shrink small outline, 3 x 3 mm body size, outline . . . . . . . . . . . . . . 39 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |