| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
M41T83RM6F Datasheet(PDF) 57 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M41T83RM6F Datasheet(HTML) 57 Page - STMicroelectronics |
|
57 / 61 page ![]() M41T82-M41T83 Package mechanical data Doc ID 12578 Rev 12 57/61 Figure 33. Carrier tape for QFN16, SOX18, and SO8 packages T K0 P1 A0 B0 P2 P0 CENTER LINES OF CAVITY W E F D TOP COVER TAPE USER DIRECTION OF FEED AM03073v1 Table 30. Carrier tape dimensions for QFN16, SOX18, and SO8 packages Package W D E P0 P2 FA0 B0 K0 P1 TUnit Bulk Qty QFN16 12.00 ±0.30 1.50 +0.10/ –0.00 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 2.00 ±0.10 5.50 ±0.05 4.30 ±0.10 4.30 ±0.10 1.10 ±0.10 8.00 ±0.10 0.30 ±0.05 mm 1000 SOX18 24.00 ±0.30 1.50 +0.10/ –0.00 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 2.00 ±0.10 11.50 ±0.10 12.70 ±0.10 11.90 ±0.10 3.20 ±0.10 16.00 ±0.10 0.30 ±0.05 mm 1000 SO8 12.00 ±0.30 1.50 +0.10/ –0.00 1.75 ±0.10 4.00 ±0.10 2.00 ±0.10 5.50 ±0.05 6.50 ±0.10 5.30 ±0.10 2.20 ±0.10 8.00 ±0.10 0.30 ±0.05 mm 2500 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |