Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

BFX41 Datasheet(PDF) 3 Page - Seme LAB

No. de pieza BFX41
Descripción Electrónicos  PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SEME-LAB [Seme LAB]
Página de inicio  http://www.semelab.co.uk
Logo SEME-LAB - Seme LAB

BFX41 Datasheet(HTML) 3 Page - Seme LAB

  BFX41 Datasheet HTML 1Page - Seme LAB BFX41 Datasheet HTML 2Page - Seme LAB BFX41 Datasheet HTML 3Page - Seme LAB  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
IC = -50mA
VCE = -10V
f =100MHz
IC = 0
VEB = -0.5V
f =1MHz
IE = 0
VCB = -10V
f =1MHz
IC = - 500mA
VCC = -30V
IB1 = -50mA
IC = - 500mA
VCC = - 30V
IB1 = - IB2 = -50mA
IC = - 500mA
VCC = - 30V
IB1 = - IB2 = -50mA
BFX38
BFX39
BFX40
BFX41
Prelim.9/00
Semelab plc. Telephone +44(0)1455) 556565. Fax +44(0)1455) 552612.
E-mail: sales@semelab.co.uk
Website: http://www.semelab.co.uk
THERMAL CHARACTERISTICS
Rqth(j-case) Thermal Resistance Junction to case
44
°C/W
Rqth(j-amb) Thermal Resistance Junction to ambient
219
°C/W
Transitions Frequency
Emitter - Base Capacitance
Collector - Base Capacitance
Turn-on time
Storage Time
Fall Time
100
150
75
120
15
20
33
100
160
350
27
50
MHz
pF
ns
fT
CEBO
CCBO
ton
ts
tf
* Pulsed: pulse duration = 300
ms, duty cycle = 1%



Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com