| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
Q65110A7516 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Q65110A7516 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 10 page ![]() 2009-08-25 2 SFH 4244 Grenzwerte ( T A = 25 °C) Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range T op , Tstg – 40 … + 100 °C Sperrspannung Reverse voltage V R 5 V Vorwärtsgleichstrom Forward current I F 70 mA Stoßstrom, t p = 100 μs, D = 0 Surge current I FSM 700 mA Verlustleistung Power dissipation P tot 140 mW Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm 2 Thermal resistance junction - ambient mounted on PC-board (FR4), padsize 16 mm 2 each Wärmewiderstand Sperrschicht - Lötstelle bei Montage auf Metall-Block Thermal resistance junction - soldering point, mounted on metal block R thJA R thJS 500 280 K/W K/W Kennwerte ( T A = 25 °C) Characteristics Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission I F = 70 mA λ peak 950 nm Centroid-Wellenlänge der Strahlung Centroid wavelength I F = 70 mA λ centroid 940 nm Spektrale Bandbreite bei 50% von I max Spectral bandwidth at 50% of I max I F = 70 mA Δλ 42 nm Abstrahlwinkel Half angle ϕ ± 60 Grad deg. Aktive Chipfläche Active chip area A 0.04 mm 2 |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |