| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
KIA78R25API Datasheet(PDF) 4 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KIA78R25API Datasheet(HTML) 4 Page - Tiger Electronic Co.,Ltd |
|
4 / 7 page ![]() KIA78RXX 4/7 TEST CI RCUI T Standard Test Circuit Ripple Rejection Test Circuit Note1 Note2 Note3 KIA78R 25 VIN=4.5V Vin=3.5~ 9.5V KIA78R 33 Vin=5.0V Vin=4.3~ 1 0 .3V KIA78R 05 Vin=7.0V Vi n=6~1 2 V KIA78R 06 Vin=8.0V Vi n=7~1 5 V KIA78R 08 Vin=10V Vi n=9~2 5 V KIA78R 09 Vin=15V Vi n=10~ 25 V KIA78R 10 Vin=16V Vi n=11 ~ 2 6 V KIA78R 12 Vin=18V Vi n=13~ 29 V KIA78R 15 Vin=21V Vi n=16~ 32 V Vout=0.9 5 Vo KIA78RXX KIA78RXX |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |