| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
ST10F280 Datasheet(PDF) 25 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST10F280 Datasheet(HTML) 25 Page - STMicroelectronics |
|
25 / 239 page ![]() ST10F280 Ball data Doc ID 8673 Rev. 3 25/239 VSS A1 A4 A8 A11 A13 A16 A17 B3 B5 B6 B8 B9 B17 D5 D6 F1 F17 G4 H1 K16 K17 L1 L4 N15 N17 R17 T15 T16 U7 U10 U13 U14 U16 U17 - Digital ground. Table 1. Ball description (continued) Symbol Ball number Type Function |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |