| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
AD8630WARZ-R7 Datasheet(PDF) 13 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD8630WARZ-R7 Datasheet(HTML) 13 Page - Analog Devices |
|
13 / 24 page ![]() AD8628/AD8629/AD8630 Rev. I | Page 13 of 24 TEMPERATURE (°C) 1k 100 10 1 0.1 –50 25 50 75 0 –25 100 125 150 175 VS = 2.7V VCC – VOH @ 1kΩ VCC – VOH @ 10kΩ VCC – VOH @ 100kΩ VOL – VEE @ 1kΩ VOL – VEE @ 10kΩ VOL – VEE @ 100kΩ Figure 47. Output-to-Rail Voltage vs. Temperature FREQUENCY (Hz) 140 120 100 80 60 40 20 0 1k 10k 100k 1M 10M VOUT VIN 28mV p-p –2.5V +2.5V R1 10kΩ V– V+ – + V+ V– AB R2 100Ω VS = ±2.5V Figure 48. AD8629/AD8630 Channel Separation vs. Frequency |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |