| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
ADM693AR Datasheet(PDF) 14 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADM693AR Datasheet(HTML) 14 Page - Analog Devices |
|
14 / 16 page ![]() ADM690–ADM695 REV. A –14– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 8-Pin Plastic DIP (N-8) PIN 1 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 4 5 8 1 SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.150 (3.81) MIN 0.210 (5.33) MAX 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.430 (10.92) 0.348 (8.84) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 16-Lead Plastic DIP (N-16) 0.840 (21.33) 0.745 (18.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) PIN 1 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 9 16 1 8 0.210 (5.33) 0.200 (5.05) 0.125 (3.18) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.150 (3.81) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 8-Pin Cerdip (Q-8) PIN 1 0.420 (10.67) MAX 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.150 (3.81) MIN 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0.200 (5.08) MAX PLANE SEATING 0.070 (1.78) 0.30 (0.76) 0.100 (2.54) BSC 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 1 4 5 8 |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |