| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
L7806CT Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L7806CT Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 57 page ![]() List of figures L78xx, L78xxC, L78xxAB, L78xxAC 4/57 DocID2143 Rev 31 List of figures Figure 1. Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Figure 2. Pin connections (top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 3. Schematic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 4. Application circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 5. DC parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 6. Load regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 7. Ripple rejection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 8. Fixed output regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 9. Current regulator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Figure 10. Circuit for increasing output voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Figure 11. Adjustable output regulator (7 to 30 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Figure 12. 0.5 to 10 V regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Figure 13. High current voltage regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Figure 14. High output current with short circuit protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Figure 15. Tracking voltage regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Figure 16. Split power supply (± 15 V - 1 A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Figure 17. Negative output voltage circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Figure 18. Switching regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Figure 19. High input voltage circuit (configuration 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Figure 20. High input voltage circuit (configuration 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 21. High output voltage regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 22. High input and output voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 23. Reducing power dissipation with dropping resistor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Figure 24. Remote shutdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Figure 25. Power AM modulator (unity voltage gain, IO 0.5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Figure 26. Adjustable output voltage with temperature compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Figure 27. Light controllers (VO(min) = VXX + VBE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Figure 28. Protection against input short-circuit with high capacitance loads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Figure 29. Dropout voltage vs. junction temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 30. Peak output current vs. input/output differential voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 31. Supply voltage rejection vs. frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 32. Output voltage vs. junction temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 33. Output impedance vs. frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 34. Quiescent current vs. junction temp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Figure 35. Load transient response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Figure 36. Line transient response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Figure 37. Quiescent current vs. input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Figure 38. Drawing dimension TO-220 (type STD-ST Dual Gauge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Figure 39. Drawing dimension TO-220 (type STD-ST Single Gauge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Figure 40. Drawing dimension tube for TO-220 Dual Gauge (mm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Figure 41. Drawing dimension tube for TO-220 Single Gauge (mm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Figure 42. Drawing dimension TO-220FP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Figure 43. Drawing dimension TO-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Figure 44. Drawing dimension DPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Figure 45. Drawing dimension tape and reel for DPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Figure 46. Drawing dimension D²PAK (type STD-ST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Figure 47. Drawing dimension D²PAK (type WOOSEOK-Subcon.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Figure 48. D²PAK footprint recommended data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Figure 49. Drawing dimension tape and reel for D²PAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |