| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
MCP1640B Datasheet(PDF) 7 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MCP1640B Datasheet(HTML) 7 Page - Microchip Technology |
|
7 / 32 page ![]() 2010 Microchip Technology Inc. DS22234A-page 7 MCP1640/B/C/D Note: Unless otherwise indicated, VIN = EN = 1.2V, COUT =CIN =10 µF, L =4.7 µH, VOUT =3.3V, ILOAD =15 mA, TA =+25°C. FIGURE 2-13: Input No Load Current vs. VIN. FIGURE 2-14: N-Channel and P-Channel RDSON vs. > of VIN or VOUT. FIGURE 2-15: PFM / PWM Threshold Current vs. VIN. FIGURE 2-16: MCP1640 3.3V VOUT PFM Mode Waveforms. FIGURE 2-17: MCP1640B 3.3V VOUT PWM Mode Waveforms. FIGURE 2-18: MCP1640/B High Load Waveforms. 10 100 1000 10000 0.8 1.1 1.4 1.7 2 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 VIN (V) VOUT = 3.3V VOUT = 5.0V VOUT = 2.0V V OUT = 2.0V VOUT = 3.3V VOUT = 5.0V PWM / PFM PWM ONLY 0 1 2 3 4 5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 > VIN or VOUT P - Channel N - Channel 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 0.511.522.5 3 3.5 4 VIN (V) VOUT = 2.0V VOUT = 3.3V VOUT = 5.0V |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |