| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
ST8024LCTR Datasheet(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST8024LCTR Datasheet(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 35 page ![]() Package mechanical data ST8024L 32/35 Doc ID 17709 Rev 5 Figure 15. TSSOP-20 tape and reel schematic Table 28. TSSOP-20 tape and reel mechanical data Symbol Dimensions mm. inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 330 12.992 C 12.8 13.2 0.504 0.519 D 20.2 0.795 N 60 2.362 T22.4 0.882 AO 6.8 7 0.268 0.276 BO 6.9 7.1 0.272 0.280 KO 1.7 1.9 0.067 0.075 PO 3.9 4.1 0.153 0.161 P 11.9 12.1 0.468 0.476 Note: Drawing is not to scale. |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |