| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32L151C6U6 Datasheet(PDF) 42 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L151C6U6 Datasheet(HTML) 42 Page - STMicroelectronics |
|
42 / 131 page ![]() Table 9. Alternate function input/output Port name Digital alternate function number AFIO0 AFIO1 AFIO2 AFIO3 AFIO4 AFIO5 AFOI6 AFIO7 AFI O8 AFI O9 AFIO10 AFIO11 AFIO 12 AFIO 13 AFIO14 AFIO15 Alternate function SYSTEM TIM2 TIM3/4 TIM9/10/11 I2C1/2 SPI1/2 N/A USART 1/2/3 N/A N/A USB LCD N/A N/A RI SYSTEM BOOT0 BOOT0 -- - - -- - - - - - - - - - NRST NRST - - - - - - - - - - - - - - - PA0- WKUP1 WKUP1 TIM2_CH1 _ETR -- - - - USART2_ CTS - - - - - - TIMx_IC1 EVENTOUT PA1 - TIM2_CH2 - - - - - USART2_ RTS - - - [SEG0] - - TIMx_IC2 EVENTOUT PA2 - TIM2_CH3 - TIM9_CH1 - - - USART2_ TX - - - [SEG1] - - TIMx_IC3 EVENTOUT PA3 - TIM2_CH4 - TIM9_CH2 - - - USART2_ RX - - - [SEG2] - - TIMx_IC4 EVENTOUT PA4 - - - - - SPI1_NSS - USART2_ CK - - - - - - TIMx_IC1 EVENTOUT PA5 - TIM2_CH1 _ETR - - - SPI1_SCK - - - - - - - - TIMx_IC2 EVENTOUT PA6 - - TIM3_CH1 TIM10_CH1 - SPI1_MISO - - - - - [SEG3] - - TIMx_IC3 EVENTOUT PA7 - - TIM3_CH2 TIM11_CH1 - SPI1_MOSI - - - - - [SEG4] - - TIMx_IC4 EVENTOUT PA8 MCO -- - - -- USART1_ CK - - - [COM0] - - TIMx_IC1 EVENTOUT PA9 - -- - - -- USART1_ TX - - - [COM1] - - TIMx_IC2 EVENTOUT PA10 - - - - - - - USART1_ RX - - - [COM2] - - TIMx_IC3 EVENTOUT PA11 - - - - - SPI1_MISO - USART1_ CTS - - DM - - - TIMx_IC4 EVENTOUT PA12 - - - - - SPI1_MOSI - USART1_ RTS - - DP - - - TIMx_IC1 EVENTOUT PA13 JTMS- SWDAT -- - - -- - - - - - - - TIMx_IC2 EVENTOUT |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |