| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
AMTP777 Datasheet(PDF) 4 Page - Aplus Intergrated Circuits |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AMTP777 Datasheet(HTML) 4 Page - Aplus Intergrated Circuits |
|
4 / 8 page ![]() Integrated Circuits Inc. aMTP777 MAY 10, 2011 4 BLOCK DIAGRAM ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Rating Unit VDD - VSS -0.5 ~ +4.0 V VIN VSS - 0.3<VIN<VDD + 0.3 V VOUT VSS <VOUT<VDD V T (Operating): 0 ~ +85 ℃ T (Junction) -40 ~ +125 ℃ T (Storage) -55 ~ +125 ℃ VOICE DURATION (@ 6KHz sampling rate) SPI Flash Size 4-bit ADPCM 8-bit PCM 10-bit PCM 16M bit 682 sec 341 sec 272 sec 32M bit 1364 sec 682 sec 545 sec 64M bit 2728 sec 1364 sec 1091 sec 128M bit 5456 sec 2728 sec 2182 sec Oscillator Clock Tree Generator I/O 8-bit MCU MEMORY PWM Driver & DAC OSC PB0 ~ 3 PC0 ~ 3 PD0 ~ 2 PE0 ~ 3 PF0 ~ 3 VDD, VDDA, VPP VSS, VSSA VOUT1 VOUT2_ COUT |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |