| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
AN4192 Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN4192 Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 47 page ![]() AN4192 List of figures Doc ID 023820 Rev 1 5/47 Figure 49. RG,HS(EXT) = 0 Ω - RG,HS(EXT) = 1.8 Ω/original snubber waveforms @ 20 A. . . . . . . . . . . . 38 Figure 50. RG,HS(EXT) = 2.2 Ω - RG,HS(EXT) = 1.8 Ω/ original snubber waveforms @ 20 A. . . . . . . . . . 39 Figure 51. RG,HS(EXT) = 2.2 Ω - RG,HS(EXT) = 1.8 Ω/ RSNUB = 1 Ω waveforms @ 20 A . . . . . . . . . . . . 40 Figure 52. Phase node improvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Figure 53. 3-phase synchronous buck converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Figure 54. Phase node waveform @ 2.5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Figure 55. Phase node waveform @ 3.3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Figure 56. Phase node spike - VOUT chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 |