| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
AN3985 Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3985 Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 105 page ![]() AN3985 List of tables Doc ID 022255 Rev 2 5/105 List of tables Table 1. List of terms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Table 2. Command fields formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 3. Response field formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 4. Protocol parameter formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 5. Protocol values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 6. Idle structure parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 7. CR95HF layer functions based on CR95HF commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 8. CR95HF layer additional functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 9. Low Power mode functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 10. CR95HF layer IS functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 11. CR95HF layer advanced functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 12. CR95HF_IDN function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 13. CR95HF_Echo function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 14. CR95HF_ProtocolSelect function description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Table 15. Input parameters settings for ISO/IEC 15693 protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Table 16. CR95HF_SendRecv function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Table 17. SendRecv correct response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Table 18. SendRecv error response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Table 19. CR95HF_Idle function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 20. CR95HF_Rd_Wake_up_Reg function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 21. CR95HF_Rd_Analog_Register_Config_B function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 22. CR95HF_Baud_Rate function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 23. CR95HF_SendEOF function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 24. CR95HF_FieldOff function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 25. CR95HF_Hibernate function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 26. CR95HF_Sleep function description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 27. CR95HF_TagDetecting function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 28. CR95HF_IdlebyTimer function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 29. CR95HF_IsReaderResultOK function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 30. Is_IRQ_in_Interupt_Wake_up_Condition function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 31. Is_NSS_Interrupt_Wake_up_Condition function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 32. Is_Tag_Detected_Wake_up_Condition function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 33. Is_Tag_Detected_Wake_up_Condition function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 34. CR95HF_Modify_Baud_Rate function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 35. CR95HF_Idle_Detector_Calibration function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Table 36. CR95HF_Wait_Wake_up_From_Idle function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 37. CR95HF_Wake_up_CR95HF function description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 38. ISO15693_tag structure description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 39. Request flag bits description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 40. Request flag bits values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 41. Bit for request flag with inventory flag reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 42. Bit for request flag with inventory flag reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 43. Functions to compute parameter byte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 44. ISO15693 library command based on ISO/IEC 15693 specification . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 45. Functions to assemble ISO/IEC 15693 command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Table 46. Get functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 47. CRC16 functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 48. Structure Fill In functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 49. ISO15693_ComputeParameterByte_ProtocolSelect function description . . . . . . . . . . . . . 36 Table 50. ComputeByte function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Table 51. ISO15693_Inventory function description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 |