| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
82CXXG-AB3-E-R Datasheet(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
82CXXG-AB3-E-R Datasheet(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 12 page ![]() 82NXX CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 12 www.unisonic.com.tw QW-R502-057.J MARKING INFORMATION PACKAGE VOLTAGE CODE MARKING SOT-89 12 3 82NXXG Date Code Voltage Code Pin Code N: N Channel TO-92 SOT-23 SOT-23-3 NXXG 1 2 3 Voltage Code SOT-25 10:1.0V 11:1.1V 12:1.2V 13:1.3V 14:1.4V 15:1.5V 16:1.6V 17:1.7V 18:1.8V 19:1.9V 20:2.0V 21:2.1V 22:2.2V 23:2.3V 24:2.4V 25:2.5V 26:2.6V 27:2.7V 28:2.8 V 29:2.9 V 30:3.0 V 31:3.1 V 32:3.2 V 33:3.3 V 34:3.4 V 35:3.5V 36:3.6V 37:3.7V 38:3.8V 39:3.9V 40:4.0V 41:4.1V 42:4.2V 43:4.3V 44:4.4V 45:4.5V 46:4.6V 47:4.7V 48:4.8V 49:4.9V 50:5.0V 51:5.1V 52:5.2V 53:5.3V 54:5.4V 55:5.5V 56:5.6V 57:5.7V 58:5.8V 59:5.9V 60:6.0V |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |