| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
82CXXG-AE2-5-R Datasheet(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
82CXXG-AE2-5-R Datasheet(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies |
|
3 / 20 page ![]() 82CXX CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 3 of 20 www.unisonic.com.tw QW-R119-010.N MARKING CODE FOR SOT-23/SOT-25 DETECT VOLATGE DETECT VOLATGE PART NUMBER VOLTAGE CODE MARKING CODE PART NUMBER VOLTAGE CODE MARKING CODE 82C10 1.0V 10 L10 82C36 3.6V 36 L36 82C11 1.1V 11 L11 82C37 3.7V 37 L37 82C12 1.2V 12 L12 82C38 3.8V 38 L38 82C13 1.3V 13 L13 82C39 3.9V 39 L39 82C14 1.4V 14 L14 82C40 4.0V 40 L40 82C15 1.5V 15 L15 82C41 4.1V 41 L41 82C16 1.6V 16 L16 82C42 4.2V 42 L42 82C17 1.7V 17 L17 82C43 4.3V 43 L43 82C18 1.8V 18 L18 82C44 4.4V 44 L44 82C19 1.9V 19 L19 82C45 4.5V 45 L45 82C20 2.0V 20 L20 82C46 4.6V 46 L46 82C21 2.1V 21 L21 82C47 4.7V 47 L47 82C22 2.2V 22 L22 82C48 4.8V 48 L48 82C23 2.3V 23 L23 82C49 4.9V 49 L49 82C24 2.4V 24 L24 82C50 5.0V 50 L50 82C25 2.5V 25 L25 82C51 5.1V 51 L51 82C26 2.6V 26 L26 82C52 5.2V 52 L52 82C27 2.7V 27 L27 82C53 5.3V 53 L53 82C28 2.8V 28 L28 82C54 5.4V 54 L54 82C29 2.9V 29 L29 82C55 5.5V 55 L55 82C30 3.0V 30 L30 82C56 5.6V 56 L56 82C31 3.1V 31 L31 82C57 5.7V 57 L57 82C32 3.2V 32 L32 82C58 5.8V 58 L58 82C33 3.3V 33 L33 82C59 5.9V 59 L59 82C34 3.4V 34 L34 82C60 6.0V 60 L60 82C35 3.5V 35 L35 82C62 6.2V 62 L62 |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |