| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
81XXG-AE2-3-R Datasheet(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
81XXG-AE2-3-R Datasheet(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 7 page ![]() 81XX LINEAR INTEGRATED CIRCUIT UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 7 www.unisonic.com.tw QW-R119-001.T ORDERING INFORMATION Ordering Number Package Pin Assignment Packing Lead Free Halogen Free 1 2 3 4 5 - 81XXG-AB3-D-R SOT-89 I G O - - Tape Reel - 81XXG-AB3-E-R SOT-89 O I G - - Tape Reel - 81XXG-AE3-2-R SOT-23 I O G - - Tape Reel - 81XXG-AE3-3-R SOT-23 O G I - - Tape Reel - 81XXG-AE3-5-R SOT-23 G O I - - Tape Reel - 81XXG-AE2-2-R SOT-23-3 I O G - - Tape Reel - 81XXG-AE2-3-R SOT-23-3 O G I Tape Reel - 81XXG-AE2-5-R SOT-23-3 G O I Tape Reel - 81XXG-AF5-A-R SOT-25 N N G O I Tape Reel - 81XXG-AF5-B-R SOT-25 O I G N N Tape Reel 81XXL-T92-D-B 81XXG-T92-D-B TO-92 I G O - - Tape Box 81XXL-T92-D-K 81XXG-T92-D-K TO-92 I G O - - Bulk 81XXL-T92-E-B 81XXG-T92-E-B TO-92 O I G - - Tape Box 81XXL-T92-E-K 81XXG-T92-E-K TO-92 O I G - - Bulk Note: Pin Assignment: I: VIN O: VOUT G: GND N: NC XX: Detected Voltage Value |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |