Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

BL2940 Datasheet(PDF) 3 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

No. de pieza BL2940
Descripción Electrónicos  Output cur rent in exces s of 1A
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL2940 Datasheet(HTML) 3 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL2940 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL2940 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL2940 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL2940 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL2940 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL2940 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL2940 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL2940 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL2940 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
BL2940
www.belling.com.cn
V1.1
Page3
ABSO LUTE MAXI MUM RATI NGS (Ta=25℃)
*1
C h a r a c te r is t i c
Li mi t
U n i t
S u rg e S u p p l y v o l t a g e ( t ≤ 1 0 0 ms )
6 0
V
In p u t V o l ta g e
2 6
V
In te rn a l p o w e r d is s ip a t io n
In te rn a l l y Li mi t e d
Ma x i mu m ju n c ti o n t e mp e r a tu re
1 5 0
S to ra g e t e mp e ra tu re ra n g e
-6 5 ~ + 1 5 0
E S D su sc e p t ib i l it y
( HBM)
2
k V
ELECTRI CAL CH ARACT ERIST ICS
(V IN=V O+5V, IO=1A, CO=22µ F, T A= 25℃ un le ss o th erwise sp ec ifie d. )
5 V
8 V
C h a r a c te r is t i c
C o n d i ti o n s
Min .
T yp .
Ma x
Min .
T yp .
Ma x
U n i t
6 . 2 5 V ≤V IN≤26V
9 . 4 V ≤V IN≤2 6V
O u tp u t vo l ta g e
5 mA ≤ IO ≤1A
4 . 8 5
5 . 0 0
5 . 1 5
7 . 7 6
8.00
8 . 2 4
V
Li n e re g u la t io n
V O+2V≤V IN ≤26V
IO =5 mA
2 0
5 0
20
8 0
mV
Lo a d re g u la t io n
5 0 mA ≤ IO≤ 1A
3 5
5 0
5 5
80
mV
O u tp u t i mp e d a n c e
1 0 0 mA D C a n d
2 0 mA r ms,
fO =12 0Hz
3 5
55
m
V O+2V≤V IN ≤26V
IO =5 mA
1 0
1 5
10
1 5
mA
Q u ie sc e n t c u rr e n t
V IN=V O+5V
IO= 1A
3 0
4 5
30
4 5
mA
O u tp u t n o i se
v o l t a g e
1 0 H z -1 0 0 k H z ,
IO =5 mA
1 5 0
240
µVrms
fO =12 0Hz,1V r ms
IO =10 0 mA
6 0
7 2
5 4
66
R ip p l e re je c t io n
fO =1kHz ,1Vr ms
IO =5 mA
6 0
5 4
dB
Lo n g t e r m
st a b i l i t y
2 0
32
mV/
1000Hr
IO =1A
0 . 5
0 . 8
0.5
0 . 8
V MAX
D ro p o u t vo l t a g e
IO =10 0 mA
1 1 0
1 5 0
110
1 5 0
mVMAX
S h o r t c i rc u i t
c u r re n t
1 . 6
1 . 9
1 . 6
1.9
A
Ma x i mu m l in e
t ra n s ie n t
R O =10 0
T ≤ 1 0 0 ms
6 0
7 5
6 0
75
V
R e ve rs e p o la ri t y
D C in p u t v o lt a g e
R O =10 0
-3 0
-1 5
-30
-1 5
V
R e ve rs e p o la ri t y
t ra n s ie n t in p u t
v o l t a g e
R O =10 0
T ≤ 1 0 0 ms
-7 5
-5 0
-75
-5 0
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com