Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

BL9103 Datasheet(PDF) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

No. de pieza BL9103
Descripción Electrónicos  250mA竊똋ow Power Consumption LDO
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Página de inicio  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL9103 Datasheet(HTML) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL9103 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL9103 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL9103 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL9103 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL9103 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL9103 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
BL9103
http://www.belling.com.cn
- 2-
Total
6 Pages
 Pin Configuration
SOT23-3
SOT89-3
TO-92
 Pin Description
Pin Number
Pin Name
Functions
SOT89-3/TO-92
SOT23-3
1
1
VSS
Ground
2
3
VIN
Input
3
2
VOUT
Output
 Absolute Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Ratings
Units
Input Voltage
VIN
18
V
Output Voltage
VOUT
Vss-0.3~VIN +0.3
V
Output Current
Iout
500
mA
Operating Temperature Range
TOPR
-40~+85
Storage Temperature Range
TSTG
-40~+125
Power Dissipation
SOT89-3
PD
500
mW
TO-92
500
SOT23-3
300



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com