Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LM2575YWM Datasheet(PDF) 8 Page - Micrel Semiconductor

No. de pieza LM2575YWM
Descripción Electrónicos  52kHz Simple 1A Buck Regulator
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  MICREL [Micrel Semiconductor]
Página de inicio  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

LM2575YWM Datasheet(HTML) 8 Page - Micrel Semiconductor

  LM2575YWM Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor LM2575YWM Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor LM2575YWM Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor LM2575YWM Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor LM2575YWM Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor LM2575YWM Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor LM2575YWM Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor LM2575YWM Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor LM2575YWM Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
M9999-042205
8
April 2005
LM2575
Micrel, Inc.
Package Information
0.020
(0.508)
0.018±0.003
(0.457±0.076)
PIN 1
0.780
(19.812)
.250±0.005
(6.350±0.127)
0.025±0.015
(0.635±0.381)
0.100±0.010
(2.540±0.254)
MAX
0.030-0.110
(0.762-2.794)
RAD
0.125
(3.175)
MIN
0.020
(0.508)
MIN
0.130±0.005
(3.302±0.127)
+0.025
–0.015
+0.635
–0.381
0.325
8.255
()
0.009-0.015
(0.229-0.381)
0°-10°
0.290-0.320
(7.336-8.128)
0.040
(1.016)
TYP
16-Pin DIP (N)
0.022 (0.559)
0.018 (0.457)
5°
TYP
0.408 (10.363)
0.404 (10.262)
0.609 (15.469)
0.605 (15.367)
0.103 (2.616)
0.099 (2.515)
SEATING
PLANE
0.027 (0.686)
0.031 (0.787)
0.016 (0.046)
TYP
0.301 (7.645)
0.297 (7.544)
0.094 (2.388)
0.090 (2.286)
0.297 (7.544)
0.293 (7.442)
10° TYP
0.032 (0.813) TYP
0.330 (8.382)
0.326 (8.280)
7°
TYP
0.015
(0.381)
MIN
0.015
(0.381)
0.050 (1.270)
TYP
R
PIN 1
DIMENSIONS:
INCHES (MM)
24-Pin Wide SOP (WM)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com