| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
TC3402 Datasheet(PDF) 10 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC3402 Datasheet(HTML) 10 Page - Microchip Technology |
|
10 / 16 page ![]() TC3402 DS21411B-page 10 © 2002 Microchip Technology Inc. 4.3 Package Dimensions 1 .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .150 (3.81) .115 (2.92) .770 (19.56) .740 (18.80) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .045 (1.14) .310 (7.87) .290 (7.37) .040 (1.02) .020 (0.51) .270 (6.86) .240 (6.10) .200 (5.08) .140 (3.56) .014 (0.36) .008 (0.20) .400 (10.16) .310 (7.87) 16-Pin PDIP (Narrow) PIN 1 10 ° MAX. Dimensions: inches (mm) 8 ° MAX. PIN 1 .157 (3.99) .150 (3.81) .196 (4.98) .189 (4.80) .012 (0.31) .008 (0.21) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.19) .050 (1.27) .016 (0.41) .244 (6.20) .228 (5.80) .025 (0.635) TYP. 16-Pin QSOP (Narrow) Dimensions: inches (mm) |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |