| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
TC4404EPA Datasheet(PDF) 11 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC4404EPA Datasheet(HTML) 11 Page - Microchip Technology |
|
11 / 16 page ![]() 2002 Microchip Technology Inc. DS21418B-page 11 TC4404/TC4405 Package Dimensions (Continued) .400 (10.16) .370 (9.40) .300 (7.62) .230 (5.84) .065 (1.65) .045 (1.14) .055 (1.40) MAX. .020 (0.51) MIN. PIN 1 .200 (5.08) .160 (4.06) .200 (5.08) .125 (3.18) .110 (2.79) .090 (2.29) .020 (0.51) .016 (0.41) .040 (1.02) .020 (0.51) .320 (8.13) .290 (7.37) .150 (3.81) MIN. 3 ° MIN. 8-Pin CERDIP (Narrow) .015 (0.38) .008 (0.20) .400 (10.16) .320 (8.13) Dimensions: inches (mm) .050 (1.27) TYP. 8 ° MAX. PIN 1 .244 (6.20) .228 (5.79) .157 (3.99) .150 (3.81) .197 (5.00) .189 (4.80) .020 (0.51) .013 (0.33) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) . 8-Pin SOIC Dimensions: inches (mm) |