Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

IPL65R210CFD Datasheet(PDF) 10 Page - Infineon Technologies AG

No. de pieza IPL65R210CFD
Descripción Electrónicos  Reduced board space consumption
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Página de inicio  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

IPL65R210CFD Datasheet(HTML) 10 Page - Infineon Technologies AG

Back Button IPL65R210CFD Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG IPL65R210CFD Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG IPL65R210CFD Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG IPL65R210CFD Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG IPL65R210CFD Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG IPL65R210CFD Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG IPL65R210CFD Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG IPL65R210CFD Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG IPL65R210CFD Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
10
650VCoolMOS™CFD2PowerTransistor
IPL65R210CFD
Rev.2.0,2014-03-19
Final Data Sheet
Diagram9:Typ.transfercharacteristics
VGS[V]
0
2
4
6
8
10
12
0
10
20
30
40
50
60
150 °C
25 °C
ID=f(VGS);VDS=20V;parameter:Tj
Diagram10:Typ.gatecharge
Qgate[nC]
0
25
50
75
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
120 V
400 V
VGS=f(Qgate);ID=11Apulsed;parameter:VDD
Diagram11:Forwardcharacteristicsofreversediode
VSD[V]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
10-1
100
101
102
125 °C
25 °C
IF=f(VSD);parameter:Tj
Diagram12:Avalancheenergy
Tj[°C]
25
50
75
100
125
150
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
EAS=f(Tj);ID=3.3A;VDD=50V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com