| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
AXP199 Datasheet(PDF) 17 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AXP199 Datasheet(HTML) 17 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
17 / 50 page ![]() VQ.QW WPPIQPWE CC Confidential Page 17/50 Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC AXP199 3, 输入电压过高,过压保护(具体细节参见“电源通路管理”章节); 4, N_OE 由低到高变化,而在设定的时间内没有关机; 5, PEK 大于 OFFLEVEL 时(默认 6S)系统自动关闭除 LDO1 以外的其它输出; AXP199 的自动保护机制,可以避免应用系统异常时发生被供电器件的不可逆转损坏,从而保护整个 系统。 系统复位功能和输出监控功能 (PWROK) AXP199 的 PWROK 可以作为应用系统的复位信号。在 AXP199 的开机过程中,PWROK 输出低电平, 当各路电源的输出电压稳定达到预设值后, PWROK 会被拉高,从而实现应用系统的上电复位。 在应用系统正常工作过程中, AXP199 一直监视各路输出的电压和负载状况,并且在过负载或是欠电 压的情况下, PWROK 立刻输出低电平,复位应用系统,防止误动作以及可能的数据错误。 9.2 电源通路管理(IPS) AXP199 的电源输入可以来自锂电池 BAT、USB VBUS 输入、外部电源 ACIN(比如交流适配器 AC Adapter),IPS 根据外部电源和锂电池的状态来选择适合的电能分配方式。 o 当仅接入锂电池,无外部电源输入时,使用锂电池供电; o 当接入外部电源时 (VBUS 或 ACIN),优先使用外部电源供电; o 电池连接的情况下,外部电源移除时,立刻“无缝”转用锂电池供电; o 当 VBUS 和 ACIN 两者同时接入时,优先使用 ACIN 供电,并且对锂电池充电; o 若此时 ACIN 驱动能力不足够时,将适时打开 VBUS 通路,实现 ACIN/VBUS 共同供电; o 如果驱动能力仍然不足,则将减小充电电流直至 0,继而用电池补充供电; 参见如下图示 : |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |