| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32F756NG Datasheet(PDF) 84 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F756NG Datasheet(HTML) 84 Page - STMicroelectronics |
|
84 / 228 page ![]() Port F PF13 - - - - I2C4_SM BA -- - - - - - FMC_A7 -- EVEN TOUT PF14 - - - - I2C4_SC L -- - - - - - FMC_A8 -- EVEN TOUT PF15 - - - - I2C4_SD A -- - - - - - FMC_A9 -- EVEN TOUT Port G PG0 - -- - - -- - - - - - FMC_A1 0 -- EVEN TOUT PG1 - -- - - -- - - - - - FMC_A1 1 -- EVEN TOUT PG2 - -- - - -- - - - - - FMC_A1 2 -- EVEN TOUT PG3 - -- - - -- - - - - - FMC_A1 3 -- EVEN TOUT PG4 - -- - - -- - - - - - FMC_A1 4/FMC_ BA0 -- EVEN TOUT PG5 - -- - - -- - - - - - FMC_A1 5/FMC_ BA1 -- EVEN TOUT PG6 - -- - - -- - - - - - - DCMI_D 12 LCD_R7 EVEN TOUT PG7 - -- - - -- - USART6 _CK -- - FMC_IN T DCMI_D 13 LCD_CL K EVEN TOUT PG8 - - - - - SPI6_NS S - SPDIFRX _IN2 USART6 _RTS -- ETH_PPS _OUT FMC_SD CLK -- EVEN TOUT PG9 - -- - - -- SPDIFRX _IN3 USART6 _RX QUADSP I_BK2_IO 2 SAI2_FS_ B - FMC_NE 2/FMC_ NCE DCMI_V SYNC - EVEN TOUT PG10 - - - - - - - - - LCD_G3 SAI2_SD_ B - FMC_NE 3 DCMI_D 2 LCD_B2 EVEN TOUT Table 12. STM32F756xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/ 11/LPTIM 1/CEC I2C1/2/3/ 4/CEC SPI1/2/3/ 4/5/6 SPI3/ SAI1 SPI2/3/U SART1/2/ 3/UART5/ SPDIFRX SAI2/US ART6/UA RT4/5/7/8 /SPDIFR X CAN1/2/T IM12/13/ 14/QUAD SPI/LCD SAI2/QU ADSPI/O TG2_HS/ OTG1_FS ETH/ OTG1_FS FMC/SD MMC1/O TG2_FS DCMI LCD SYS |
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |