Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

MSMLA19 Datasheet(PDF) 2 Page - Schurter Inc.

No. de pieza MSMLA19
Descripción Electrónicos  Metal Switch, Latching Action, Switching Voltage up to 125 VDC / 250 VAC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SCHURTER [Schurter Inc.]
Página de inicio  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

MSMLA19 Datasheet(HTML) 2 Page - Schurter Inc.

  MSMLA19 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. MSMLA19 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. MSMLA19 Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc. MSMLA19 Datasheet HTML 4Page - Schurter Inc. MSMLA19 Datasheet HTML 5Page - Schurter Inc. MSMLA19 Datasheet HTML 6Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2
Metal Line Switches
MSM LA 19
www.schurter.com /PG70
Switches
Dimension
MSM 19 LA ST / LE double-pole
15,50
22
16,60
M19x0,75
0,80
H
22
4,80
22
C
MSM 19 LA PI double-pole
15,50
22
0,48
3,60
16,60
M19x0,75
0,80
H
4,80
22
2,80
22
C
6
A
MSM 19 LA RI double-pole
15,70
22
0,48
3,60
0,80
16,60
M19x0,75
H
2,80
22
4,80
22
A
C
Switching Element single-pole with Push Button Holder
4.8
22
16.6
0.8
Legend
A = Illumination Area
C = Width Across Flats
D = Nut
H = Switching Element
Dimension
MSM 19 LA ST / MSM 19 LA RI
Drilling diagram
MSM 19 LA LE / MSM 19 LA PI /
MSM 19 LA RI optional
Drilling diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com