Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LMWCNAP-6J7K-37-DF-LH Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LMWCNAP-6J7K-37-DF-LH
Descripción Electrónicos  SMD ceramic package with silicone resin with lens
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LMWCNAP-6J7K-37-DF-LH Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LMWCNAP-6J7K-37-DF-LH Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LMWCNAP-6J7K-37-DF-LH Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LMWCNAP-6J7K-37-DF-LH Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LMWCNAP-6J7K-37-DF-LH Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LMWCNAP-6J7K-37-DF-LH Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LMWCNAP-6J7K-37-DF-LH Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LMWCNAP-6J7K-37-DF-LH Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LMWCNAP-6J7K-37-DF-LH Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LMWCNAP-6J7K-37-DF-LH Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2014-03-24
2
Version 1.3
LMW CNAP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom
1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 350 mA
Φ
V [lm]
LMW CNAP-6J7K-37-DF-LH
50 ... 100
Q65110A9161
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LMW CNAP-6J7K-37-DF-LH means that only one group 5K, 6J, 6K, 7J,
7K, 8J will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LMW CNAP-6J7K-37-DF-LH means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color
chromaticity groups groups will not be orderable (see page 6).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LMW CNAP-6J7K-37-DF-LH means that only one forward voltage group H,L will be shippable. In order to ensure availability, single forward
voltage groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LMW CNAP-6J7K-37-DF-LH bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5K, 6J, 6K, 7J, 7K, 8J enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert.
Z.B. LMW CNAP-6J7K-37-DF-LH bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 6). LMW
CNAP-6J7K-37-DF-LH bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten,
können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LMW CNAP-6J7K-37-DF-LH bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer
Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen H,L enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können
einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com