| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
LD274-2 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LD274-2 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
1 / 11 page ![]() 2011-03-14 1 2011-03-14 GaAs Infrared Emitter GaAs-IR-Lumineszenzdiode Version 1.0 LD 274 Features: Besondere Merkmale: • Very highly efficient GaAs-LED • GaAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad • High reliability • Hohe Zuverlässigkeit • Spectral match with silicon photodetectors • Gute spektrale Anpassung an Si-Fotoempfänger • Same package as SFH 484 • Gehäusegleich mit SFH 484 Applications Anwendungen • IR remote control of hi-fi and TV-sets, video tape recorders, dimmers • IR-Fernsteuerung von Fernseh-, Rundfunk- und Videogeräten, Lichtdimmern •Sensor technology • Sensorik • Discrete interrupters • Diskrete Lichtschranken • Remote control • Gerätefernsteuerung Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471. Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. |
Número de pieza similar - LD274-2 |
|
Descripción similar - LD274-2 |