Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

LEBH3W Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LEBH3W
Descripción Electrónicos  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LEBH3W Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LEBH3W Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LEBH3W Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LEBH3W Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LEBH3W Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LEBH3W Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LEBH3W Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LEBH3W Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LEBH3W Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LEBH3W Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
LE A H3W, LE T H3W, LE B H3W
2010-03-03
6
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 19
Luminous Intensity
1) page 19
Ι
V (cd)
Lichtstrom
2) Seite 19
Luminous Flux
2) page 19
Φ
V (lm)
amber;
true
green
LA
LB
MA
MB
NA
112.0 ...
140.0
140.0 ...
180.0
180.0 ...
224.0
224.0 ...
280.0
280.0 ...
355.0
380 (typ.)
480 (typ.)
600 (typ.)
760 (typ.)
950 (typ.)
blue
JA
JB
KA
45.0 ...
56.0
56.0 ...
71.0
71.0 ...
90.0
150 (typ.)
190 (typ.)
240 (typ.)
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note:
The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual
brightness groups cannot be ordered.
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
3) Seite 19
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
3) page 19
Gruppe
Group
amber
true green
blue
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
min.
max.
2
509
515
456
462
nm
3
613
619
515
521
462
469
nm
4
619
625
521
527
nm
5
527
533
nm
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: LA-3
Example: LA-3
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
LA
3
Anm.: In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19