| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STB28N60M2 Datasheet(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STB28N60M2 Datasheet(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 21 page ![]() STB28N60M2, STI28N60M2, STP28N60M2, STW28N60M2 Package information DocID025254 Rev 4 19/21 Table 13: TO-247 package mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.85 5.15 A1 2.20 2.60 b 1.0 1.40 b1 2.0 2.40 b2 3.0 3.40 c 0.40 0.80 D 19.85 20.15 E 15.45 15.75 e 5.30 5.45 5.60 L 14.20 14.80 L1 3.70 4.30 L2 18.50 ØP 3.55 3.65 ØR 4.50 5.50 S 5.30 5.50 5.70 |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |