| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
ST2S06 Datasheet(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST2S06 Datasheet(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 18 page ![]() Package mechanical data ST2S06 14/18 DocID13866 Rev 6 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.80 0.90 1.00 0.031 0.035 0.039 A1 0.02 0.05 0.001 0.002 A3 0.20 0.008 b 0.25 0.30 0.35 0.010 0.012 0.014 D 3.90 4.00 4.10 0.154 0.157 0.161 D2 2.00 2.15 2.25 0.079 0.085 0.089 E 3.90 4.00 4.10 0.154 0.157 0.161 E2 2.00 2.15 2.25 0.079 0.085 0.089 e 0.80 0.031 L 0.45 0.55 0.65 0.018 0.022 0.026 QFN12L (4x4) mechanical data 7936361B |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |