| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
L130WDT/GYW Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L130WDT/GYW Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
2 / 4 page ![]() SPEC NO: CDA0581 REV NO: V.1 DATE: NOV/5/2001 PAGE: 2 OF 4 APPROVED:J.LU CHECKED: DRAWN:M.F.CAI Selection Guide Note: 1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value. Electrical / Optical Characteristics at T)=25°°°°°C Absolute Maximum Ratings at T)=25°°°°°C Notes: 1. 1/0 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width. 2. 4mm below package base. r e t e m a r a Pr e t e m a r a P r e t e m a r a P r e t e m a r a Pr e t e m a r a Pd e R y c n e i c if f E h g i Hd e R y c n e i c if f E h g i H d e R y c n e i c if f E h g i H d e R y c n e i c if f E h g i Hd e R y c n e i c if f E h g i Hn e e r Gn e e r G n e e r G n e e r Gn e e r Gw o ll e Yw o ll e Y w o ll e Y w o ll e Yw o ll e Ys ti n Us ti n U s ti n U s ti n Us ti n U n o it a p i s s i d r e w o P5 0 15 0 15 0 1W m t n e rr u C d r a w r o F C D0 35 20 3A m ] 1 [ t n e rr u C d r a w r o F k a e P0 6 10 4 10 4 1A m e g a tl o V e s r e v e R 555 V e r u t a r e p m e T e g a r o t S / g n it a r e p O 0 4 - ° 5 8 + o T C °C ] 2 [ e r u t a r e p m e T r e d l o S d a e L 0 6 2 ° s d n o c e S 5 r o F C . o N t r a P. o N t r a P . o N t r a P . o N t r a P. o N t r a Pe c i De c i D e c i D e c i De c i De p y T s n e Le p y T s n e L e p y T s n e L e p y T s n e Le p y T s n e L ) d c m ( v I) d c m ( v I ) d c m ( v I ) d c m ( v I) d c m ( v I A m 0 2 @ g n i w e i Vg n i w e i V g n i w e i V g n i w e i Vg n i w e i V e l g n A . n i M. n i M . n i M . n i M. n i M. p y T. p y T . p y T . p y T. p y T 2 / 1 θ 22 / 1 θ 2 2 / 1 θ 2 2 / 1 θ 22 / 1 θ 2 W G E / T D W 0 3 1 L ) P a G / P s A a G ( D E R Y C N E I C I F F E H G I H D E S U F F I D E T I H W 80 3 0 6 ° ) P a G ( N E E R G 85 2 W Y E / T D W 0 3 1 L ) P a G / P s A a G ( D E R Y C N E I C I F F E H G I H D E S U F F I D E T I H W 80 3 0 6 ° ) P a G / P s A a G ( W O L L E Y 80 2 W Y G / T D W 0 3 1 L ) P a G ( N E E R G D E S U F F I D E T I H W 85 2 0 6 ° ) P a G / P s A a G ( W O L L E Y 80 2 l o b m y Sl o b m y S l o b m y S l o b m y Sl o b m y Sr e t e m a r a Pr e t e m a r a P r e t e m a r a P r e t e m a r a Pr e t e m a r a Pe c i v e De c i v e D e c i v e D e c i v e De c i v e D. p y T. p y T . p y T . p y T. p y T. x a M. x a M . x a M . x a M. x a Ms ti n Us ti n U s ti n U s ti n Us ti n Us n o it i d n o C t s e Ts n o it i d n o C t s e T s n o it i d n o C t s e T s n o it i d n o C t s e Ts n o it i d n o C t s e T λ k a e p h t g n e l e v a W k a e P d e R y c n e i c if f E h g i H n e e r G w o ll e Y 7 2 6 5 6 5 0 9 5 m nA m 0 2 = F I λ D h t g n e l e v a W e t a n i m o D d e R y c n e i c if f E h g i H n e e r G w o ll e Y 5 2 6 8 6 5 8 8 5 m nA m 0 2 = F I λ ∆ 2 / 1 h t d i w fl a H e n i L l a rt c e p S d e R y c n e i c if f E h g i H n e e r G w o ll e Y 5 4 0 3 5 3 m nA m 0 2 = F I Ce c n a ti c a p a C d e R y c n e i c if f E h g i H n e e r G w o ll e Y 5 1 5 1 0 2 F pz H M 1 = f; V 0 = F V VF e g a tl o V d r a w r o F d e R y c n e i c if f E h g i H n e e r G w o ll e Y 0 . 2 2 . 2 1 . 2 5 . 2 5 . 2 5 . 2 VA m 0 2 = F I IR t n e rr u C e s r e v e Rll A0 1A uV 5 = R V |