Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

150NT Datasheet(PDF) 2 Page - Naina Semiconductor ltd.

No. de pieza 150NT
Descripción Electrónicos  Phase Control Thyristors (Stud Type), 150A
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NAINA [Naina Semiconductor ltd.]
Página de inicio  http://www.nainasemi.com
Logo NAINA - Naina Semiconductor ltd.

150NT Datasheet(HTML) 2 Page - Naina Semiconductor ltd.

  150NT_17 Datasheet HTML 1Page - Naina Semiconductor ltd. 150NT_17 Datasheet HTML 2Page - Naina Semiconductor ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Naina Semiconductor Ltd.
150NT
2
D-95, Sector 63, Noida – 201301, India
Tel: 0120-4205450
Fax: 0120-4273653
sales@nainasemi.com
www.nainasemi.com
Package Outline
ALL DIMENSIONS IN MM
Ordering Table
150
NT
120
1
2
3
1 – Current Rating =
IF (AV)
2 – Phase Controlled Thyristor (SCR)
3 – Voltage x 10 = VRRM



Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com