| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
GTPSLR31.13 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GTPSLR31.13 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 22 page ![]() 2017-06-16 2 Version 1.1 GT PSLR31.13 Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Flux 1) page 21 Ordering Code Typ: Lichtstrom 1) Seite 21 Bestellnummer I F = 150 mA ΦV [lm] GT PSLR31.13-LSLU-T1T2-1 140 ... 180 Q65111A8686 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GT PSLR31.13-LSLU-T1T2-1 means that only one group LS, LT, LU will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. GT PSLR31.13-LSLU-T1T2-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. GT PSLR31.13-LSLU-T1T2-1 means that only one forward voltage group B,C,D,E,F,G will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GT PSLR31.13-LSLU-T1T2-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen LS, LT, LU enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. GT PSLR31.13-LSLU-T1T2-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. GT PSLR31.13-LSLU-T1T2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GT PSLR31.13-LSLU-T1T2-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen B,C,D,E,F,G enthalten (siehe Seite 5). |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |