| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
LRTGFTM Datasheet(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LRTGFTM Datasheet(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
8 / 24 page ![]() 2015-04-27 8 LRT GFTM Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 4) Seite 24 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 4) page 24 Gruppe Group true green Einheit Unit min. max. 2 519 525 nm 3 523 528 nm 4 526 531 nm 5 529 535 nm 6 533 537 nm 7 535 540 nm 8 538 543 nm 9 541 546 nm Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: S9-1+V7-5 Example: S9-1+V7-5 Helligkeits- gruppe Brightness Group (red) Wellenlänge (keine Gruppierung) Wavelength (no grouping) (red) Helligkeits- gruppe Brightness Group (true green) Wellenlänge Wavelength (true green) S9 1 V7 5 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color. |
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |