Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

ATT505S18 Datasheet(PDF) 2 Page - Power Semiconductors

No. de pieza ATT505S18
Descripción Electrónicos  PHASE CONTROL MODULE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  POSEICO [Power Semiconductors]
Página de inicio  http://www.poseico.com
Logo POSEICO - Power Semiconductors

ATT505S18 Datasheet(HTML) 2 Page - Power Semiconductors

  ATT505S18 Datasheet HTML 1Page - Power Semiconductors ATT505S18 Datasheet HTML 2Page - Power Semiconductors ATT505S18 Datasheet HTML 3Page - Power Semiconductors ATT505S18 Datasheet HTML 4Page - Power Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
ATT505 PHASE CONTROL MODULE
FINAL SPECIFICATION
apr 17 - ISSUE : 02
DISSIPATION CHARACTERISTICS
SQUARE WAVE
DC
180°
120°
90°
60°
30°
80
90
100
110
120
130
140
0
100
200
300
400
500
600
Tcase [°C]
IF(AV) [A]
DC
180°
120°
90°
60°
30°
0
100
200
300
400
500
600
700
0
100
200
300
400
500
600
PF(AV) [W]
IF(AV) [A]



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com