Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

UAD8C05L01 Datasheet (PDF) - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

UAD8C05L01 Datasheet PDF - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd
No. de pieza UAD8C05L01
Descarga  UAD8C05L01 Descarga
Tamaño del archivo   2269.51 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd
Descripción Electrónicos ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE

UAD8C05L01 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
UAD8C05L01 Datasheet PDF - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

No. de pieza UAD8C05L01
Descarga  UAD8C05L01 Click to download

Tamaño del archivo   2269.51 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd
Descripción Electrónicos ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE

UAD8C05L01 Datasheet (HTML) - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd


UAD8C05L01 Detalles de producto

Features
Ultra low leakage: nA level
Operating voltage: 5V
Low clamping voltage
Complies with following standards:
– IEC 61000-4-2 (ESD) immunity test
Air discharge: ±30kV
Contact discharge: ±30kV
– IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
– IEC61000-4-5 (Lightning) 4.5A (8/20μs)
RoHS Compliant

Applications
Smart phones
Display Ports
MDDI Ports
USB Ports
Digital Video Interface (DVI)
PCI Express and Serial SATA Ports




Número de pieza similar - UAD8C05L01

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Guangdong Youtai Semico...
UAD8C05L01 UMW-UAD8C05L01 Datasheet
368Kb / 4P
IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance
logo
YAGEO Corporation
UAD8C05L01 YAGEO-UAD8C05L01 Datasheet
444Kb / 6P
Electrostatic Discharged Protection Devices (ESD)
Jul. 04, 2023 V.3
UAD8C05L01-IP4 YAGEO-UAD8C05L01-IP4 Datasheet
485Kb / 7P
Electrostatic Discharged Protection Devices (ESD)
Oct. 20, 2023 V.0
More results


Descripción similar - UAD8C05L01

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Shanghai Leiditech Elec...
ULC0342P LEIDITECH-ULC0342P Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
BDFN2C051UF LEIDITECH-BDFN2C051UF Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
CDDFN2-T5.0LC LEIDITECH-CDDFN2-T5.0LC Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
CPDQC5V0SC-HF LEIDITECH-CPDQC5V0SC-HF Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
ESD112-B1-02EL LEIDITECH-ESD112-B1-02EL Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
ESD5V0B03-1006 LEIDITECH-ESD5V0B03-1006 Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
ESDAXLC6-1BT2 LEIDITECH-ESDAXLC6-1BT2 Datasheet
1Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
PESDMC2FD5VB LEIDITECH-PESDMC2FD5VB Datasheet
2Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
PESDSC2FD5VB LEIDITECH-PESDSC2FD5VB Datasheet
2Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
TT0521SB LEIDITECH-TT0521SB Datasheet
2Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com