Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

UAD8C05L01 Datasheet (PDF) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

UAD8C05L01 Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
No. de pieza UAD8C05L01
Descarga  UAD8C05L01 Descarga
Tamaño del archivo   368.25 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Página de inicio  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Descripción Electrónicos IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance

UAD8C05L01 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
UAD8C05L01 Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

No. de pieza UAD8C05L01
Descarga  UAD8C05L01 Click to download

Tamaño del archivo   368.25 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricante Electrónico  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Página de inicio  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Descripción Electrónicos IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance

UAD8C05L01 Datasheet (HTML) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.


UAD8C05L01 Detalles de producto

Description
The UAD8C05L01 includes back -to-back TVS
diodes fabricated in a proprietary silicon
avalanche technology to provide protection for
electronic equipment that may experience
destructive electrostatic
discharge (ESD). These robust diodes can safely
absorb repetitive ESD strikes up to the maximum
level specified in the IEC61000 -4-2 international
standard without performance degradation.
The back-to-back configuration provides
symmetrical ESD protection for data lines when AC
signals are present.

Applications
USB 3.0/USB 2.0
MHL/MIPI/MDDI
HDMI, Video Port, eSATA
Set Top Boxes, Game Consoles
Smart Phones
External Storage
Ultrabooks, Notebooks
Tablets, eReaders

Features
IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV
contact compliance
SOD882 surface mount package
Working voltage: 5V
Low leakage current
Low operating and clamping voltages
Lead Free/RoHS compliant
Flammability rating UL 94V-0
Meets MSL level 1, per J-STD-020
Marking: B1




Número de pieza similar - UAD8C05L01

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Shanghai Leiditech Elec...
UAD8C05L01 LEIDITECH-UAD8C05L01 Datasheet
2Mb / 4P
ULTRA LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev : 03.07.2021
logo
YAGEO Corporation
UAD8C05L01 YAGEO-UAD8C05L01 Datasheet
444Kb / 6P
Electrostatic Discharged Protection Devices (ESD)
Jul. 04, 2023 V.3
UAD8C05L01-IP4 YAGEO-UAD8C05L01-IP4 Datasheet
485Kb / 7P
Electrostatic Discharged Protection Devices (ESD)
Oct. 20, 2023 V.0
More results


Descripción similar - UAD8C05L01

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Pan Jit International I...
PJE5UFN10A PANJIT-PJE5UFN10A Datasheet
152Kb / 5P
IEC61000-4-2(ESD): 15kV Air, 8kV Contact Compliance
logo
Protek Devices
STF701-LF-T7 PROTEC-STF701-LF-T7 Datasheet
708Kb / 7P
Compatible with IEC 61000-4-2 (ESD) Air 15kV, Contact 8kV
logo
First Silicon Co., Ltd
PE12A-0402 FS-PE12A-0402 Datasheet
241Kb / 4P
IEC61000-4-2 ESD contact discharge typical 8KV, max 15KV
logo
Guangdong Youtai Semico...
PSD03 UMW-PSD03 Datasheet
478Kb / 5P
Compatible with IEC 61000-4-2 (ESD): Air -15kV, Contact - 8kV
PSM712 UMW-PSM712 Datasheet
497Kb / 4P
Compatible with IEC 61000-4-2 (ESD): Air 15kV,Contact 8kV
PSOT03 UMW-PSOT03 Datasheet
594Kb / 5P
Compatible with IEC 61000-4-2 (ESD): Air 15kV, Contact 8kV
SDD32A05L01 UMW-SDD32A05L01 Datasheet
413Kb / 3P
IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance
SDD32C05L01 UMW-SDD32C05L01 Datasheet
416Kb / 3P
IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance
SDT23CXXL02 UMW-SDT23CXXL02 Datasheet
373Kb / 5P
IEC61000-4-2 ESD 30KV Air, 30KV contact compliance
SET23AXXL02 UMW-SET23AXXL02 Datasheet
408Kb / 5P
IEC61000-4-2 ESD 15KV Air, 8KV contact compliance
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com