Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

FDD6637 Datasheet (PDF) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

FDD6637 Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
No. de pieza FDD6637
Descarga  FDD6637 Descarga
Tamaño del archivo   417.43 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Página de inicio  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Descripción Electrónicos -30V P-Channel MOSFET

FDD6637 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FDD6637 Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

No. de pieza FDD6637
Descarga  FDD6637 Click to download

Tamaño del archivo   417.43 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Página de inicio  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Descripción Electrónicos -30V P-Channel MOSFET

FDD6637 Datasheet (HTML) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.


FDD6637 Detalles de producto

Features
RDS(ON) =11.6mW(VGS =-10 V)
RDS(ON) =18mW(VGS =-4.5 V)
High performance trench technology for extremely
low RDS(ON)
RoHS Compliant
VDSS = -30V




Número de pieza similar - FDD6637

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6637 FAIRCHILD-FDD6637 Datasheet
111Kb / 7P
35V P-Channel PowerTrench-R MOSFET
FDD6637 FAIRCHILD-FDD6637 Datasheet
119Kb / 8P
35V P-Channel PowerTrench MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD6637 VBSEMI-FDD6637 Datasheet
999Kb / 8P
P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
BYCHIP ELECTRONICS CO.,...
FDD6637 BYCHIP-FDD6637 Datasheet
973Kb / 5P
P-channel Enhancement Mode Power MOSFET
v1.0
logo
EVER SEMICONDUCTOR CO.,...
FDD6637 EVVOSEMI-FDD6637 Datasheet
343Kb / 8P
-30V P-Channel MOSFET
Rev:2023A2
More results


Descripción similar - FDD6637

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM3481 TSC-TSM3481 Datasheet
358Kb / 6P
30V P-Channel MOSFET
TSM3401 TSC-TSM3401_07 Datasheet
349Kb / 6P
30V P-Channel MOSFET
TSM4435 TSC-TSM4435_07 Datasheet
358Kb / 6P
30V P-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3407A AOSMD-AO3407A_11 Datasheet
489Kb / 5P
30V P-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4411 WHXPCB-AO4411 Datasheet
2Mb / 6P
30V P-Channel MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM4459 TSC-TSM4459 Datasheet
62Kb / 4P
30V P-Channel MOSFET
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com