Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

FDD6637 Datasheet (PDF) - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

FDD6637 Datasheet PDF - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
No. de pieza FDD6637
Descarga  FDD6637 Descarga
Tamaño del archivo   973.75 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
Página de inicio  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
Descripción Electrónicos P-channel Enhancement Mode Power MOSFET

FDD6637 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
FDD6637 Datasheet PDF - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

No. de pieza FDD6637
Descarga  FDD6637 Click to download

Tamaño del archivo   973.75 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricante Electrónico  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
Página de inicio  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
Descripción Electrónicos P-channel Enhancement Mode Power MOSFET

FDD6637 Datasheet (HTML) - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED


FDD6637 Detalles de producto

Features
 VDS= -30V, ID= -60A
RDS(ON) < 9 mΩ @ VGS = -10V
RDS(ON) < 11mΩ @ VGS = -4.5V

General Features
● Advanced Trench Technology
● Provide Excellent RDS(ON) and Low Gate
Charge
● Lead Free and Green Available




Número de pieza similar - FDD6637

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6637 FAIRCHILD-FDD6637 Datasheet
111Kb / 7P
35V P-Channel PowerTrench-R MOSFET
FDD6637 FAIRCHILD-FDD6637 Datasheet
119Kb / 8P
35V P-Channel PowerTrench MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDD6637 VBSEMI-FDD6637 Datasheet
999Kb / 8P
P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDD6637 UMW-FDD6637 Datasheet
417Kb / 8P
-30V P-Channel MOSFET
logo
EVER SEMICONDUCTOR CO.,...
FDD6637 EVVOSEMI-FDD6637 Datasheet
343Kb / 8P
-30V P-Channel MOSFET
Rev:2023A2
More results


Descripción similar - FDD6637

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
GTM CORPORATION
G2U4407 GTM-G2U4407 Datasheet
298Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G3J14 GTM-G3J14 Datasheet
377Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G1333 GTM-G1333 Datasheet
352Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2301 GTM-G2301 Datasheet
391Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2303 GTM-G2303 Datasheet
393Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G3401 GTM-G3401 Datasheet
308Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI20P02 GTM-GI20P02 Datasheet
245Kb / 5P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI405 GTM-GI405 Datasheet
253Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GJ9585 GTM-GJ9585 Datasheet
236Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GM162 GTM-GM162 Datasheet
365Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com