Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Mexican  ▼
ALLDATASHEET.COM.MX

X  

PI3WVR41310 Datasheet (PDF) - Diodes Incorporated

PI3WVR41310 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
No. de pieza PI3WVR41310
Descarga  PI3WVR41310 Descarga
Tamaño del archivo   442.3 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Descripción Electrónicos 13.5Gbps DisplayPort 2.1 (UHBR13.5)/HDMI 2.1 3:1 Mux/1:3 DeMux

PI3WVR41310 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
PI3WVR41310 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

No. de pieza PI3WVR41310
Descarga  PI3WVR41310 Click to download

Tamaño del archivo   442.3 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricante Electrónico  DIODES [Diodes Incorporated]
Página de inicio  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Descripción Electrónicos 13.5Gbps DisplayPort 2.1 (UHBR13.5)/HDMI 2.1 3:1 Mux/1:3 DeMux

PI3WVR41310 Datasheet (HTML) - Diodes Incorporated


PI3WVR41310 Detalles de producto

Features
y DisplayPort 2.1 (UHBR13.5), HDMI 2.1 Electrical Standard
Compatible
y 4-Lane, 3:1 Mux and 1:3 DeMux Data Rate Up to 13.5Gbps
Cover DisplayPort RBR, HBR, HBR2, HBR3, UHBR10,
UHBR13.5 and HDMI 1.4/2.0/2.1
y Supports DDC/AUX with HPD Channel 3:1 Mux/ 1:3 DeMux
y -1.8dB Insertion Loss for High-Speed Channels @ 6.75GHz
y Return Loss for High-Speed Channels @ 6.75GHz: -15dB
y Low Channel-to-Channel Crosstalk for High-Speed Channels:
-38dB @ 6.75GHz
y Low Off-Isolation for High-Speed Channels: -28dB @ 6.75GHz
y Low Bit-to-Bit Skew: 5ps Typical (between '+' and '-' bits)
y VDD Operating Range: 3.3V +/-10%
y Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
y Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
y For automotive applications requiring specific change control
(i.e. parts qualified to AEC-Q100/101/104/200, PPAP capable,
and manufactured in IATF 16949 certified facilities), please
contact us or your local Diodes representative.
https://www.diodes.com/quality/product-definitions/
y Packaging (Pb-free & Green):
ß 52-pin, TQFN (ZL), 3.5 x 9mm, 0.4mm pitch

Application
y Commercial Displays
y Gaming Monitors
y Docking
y KVMs
y Video Matrix
y Embedded Systems




Número de pieza similar - PI3WVR41310

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Pericom Semiconductor C...
PI3WVR12412 PERICOM-PI3WVR12412 Datasheet
1Mb / 13P
HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 Video Switch
logo
Diodes Incorporated
PI3WVR12412 DIODES-PI3WVR12412 Datasheet
1Mb / 14P
HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 Video Switch
November 2021
logo
Pericom Semiconductor C...
PI3WVR12412ZHE PERICOM-PI3WVR12412ZHE Datasheet
1Mb / 13P
HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 Video Switch
logo
Diodes Incorporated
PI3WVR12412ZHEX DIODES-PI3WVR12412ZHEX Datasheet
1Mb / 14P
HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 Video Switch
November 2021
logo
Pericom Semiconductor C...
PI3WVR12612 PERICOM-PI3WVR12612 Datasheet
2Mb / 13P
HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 Video Switch
More results


Descripción similar - PI3WVR41310

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Integrated Device Techn...
IDT74FST163214 IDT-IDT74FST163214 Datasheet
80Kb / 6P
12-BIT 3:1 MUX/DEMUX SWITCH
logo
Pericom Semiconductor C...
PI5C3309 PERICOM-PI5C3309 Datasheet
52Kb / 3P
3:1 Mux/Demux Bus Switch
logo
Integrated Device Techn...
IDT74CBTLV16214 IDT-IDT74CBTLV16214 Datasheet
74Kb / 5P
LOW-VOLTAGE 12-BIT 3:1 MUX / DEMUX BUS SWITCH
logo
Potato Semiconductor Co...
PO3B341A POTATO-PO3B341A Datasheet
559Kb / 6P
High-Bandwidth 3-Port, 4:1 Mux/DeMux Video Switch
PO3B341A POTATO-PO3B341A_14 Datasheet
1Mb / 6P
High-Bandwidth 3-Port, 4:1 Mux/DeMux Video Switch
PO3B3251A POTATO-PO3B3251A_14 Datasheet
1Mb / 6P
8:1 Mux/DeMux
logo
Pericom Semiconductor C...
PI5C3251 PERICOM-PI5C3251_11 Datasheet
481Kb / 4P
8:1 Mux/DeMux BusSwitch
PI5C3309 PERICOM-PI5C3309_12 Datasheet
564Kb / 4P
3:1 Mux/DeMux Bus Switch
PI3WVR31310A PERICOM-PI3WVR31310A Datasheet
1Mb / 16P
DP/HDMI 1:3 De-mux/Mux switches
logo
Diodes Incorporated
PI3WVR31310A DIODES-PI3WVR31310A Datasheet
1Mb / 17P
DP/HDMI 1:3 De-mux/Mux Switches
01/09/17
More results




Sobre a Diodes Incorporated


Diodos Incorporated es una empresa que cotiza en bolsa que diseña, fabrica y proporciona una amplia gama de semiconductores de señal mixtos, analógicos y de señal mixto y soluciones de energía completas.
La compañía fue fundada en 1964 y tiene su sede en Plano, Texas.
Opera a nivel mundial con centros de ventas, soporte y diseño en América del Norte, Europa y Asia.
Diodos Incorporated sirve a una variedad de industrias, que incluyen automotriz, comunicaciones, computación, consumidores e industriales.
La compañía ofrece una amplia gama de productos, incluidos diodos, rectificadores, transistores, reguladores de voltaje, MOSFET, conductores LED y dispositivos de protección, entre otros.
La misión de la compañía es proporcionar a los clientes productos de alta calidad y alta confiabilidad y un excelente servicio al cliente.
Con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente, Diodos Incorporated se compromete a convertirse en un proveedor líder de soluciones de gestión de energía.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com